công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 963 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 963 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 959Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 960Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 961Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 962Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 963Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 964Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 965Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 966Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 967Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 963 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 937 of 962
REJ09B0465-0100
28.7
Flash Memory Characteristics
Table 28.10 Flash Memory Characteristics
Unless otherwise indicated, V
CC = 2.7 to 5.5 V, VSS = 0.0 V, VCC ≥ AVSS, Ta = −20 to +85 °C (N
version)/
−40 to +85 °C (D version)
Value
Item
Symbol
Test
Conditions Target Area
Min.
Typ.
Max.
Unit
Program ROM
1000*
2
Number of times
programming/erasing is
performed*
1
Data Flash
10000*
2
Times
Program ROM
150
Programming time (per 4
bytes)
Data Flash
300
µs
Program ROM
70
Lock-bit programming time
Data Flash
140
µs
Program ROM
300
Erasing time (per 1-block)
Data Flash
300
ms
t
d(SR-ES)
Program ROM
Time for transition to erase-
suspend mode
Data Flash
50 + CPU clock
× 3 states
µs
Program ROM
Interval from the start of
erasing to the request for
suspension
Data Flash
0
µs
Program ROM
Interval from the start of
erasing to the next request for
suspension
Data Flash
150
µs
Program ROM
Interval from suspension to
the resumption of erasing
Data Flash
50
µs
Program ROM
Voltage for
programming/erasing
Data Flash
2.7
5.5
V
Program ROM
Reading voltage
Data Flash
2.7
5.5
V
Program ROM
1
Access states
Data Flash
2
States
Program ROM
0
60
Programming/erasing
temperature
Data Flash
−20*3
85
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com