công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 573 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 573 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 569Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 570Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 571Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 572Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 573Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 574Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 575Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 576Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 577Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 573 / 992 page
background image
Section 16 Timer RD
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 547 of 962
REJ09B0465-0100
16.3.3
Input Capture Function
The TRDCNT value can be transferred to GR on detection of the input edge of the input
capture/output compare pin (FTIOA, FTIOB, FTIOC, or FTIOD). Rising edge, falling edge, or
both edges can be selected as the detected edge. When the input capture function is used, the pulse
width or period can be measured.
Figure 16.16 shows an example of the input capture operation setting procedure.
[1]
Designate GR as an input capture register
by means of TRDIOR, and select rising
edge, falling edge, or both edges as the
input edge of the input capture signal.
[2]
Set the STR bit in TRDSTR to 1 to start the
TRDCNT counter operation.
[1]
Input selection
Select input edge of
input capture
[2]
Start counter operation
<Input capture operation>
Figure 16.16 Example of Input Capture Operation Setting Procedure



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com