công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 944 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 944 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 945Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 946Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 947Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 948Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 944 / 992 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 918 of 962
REJ09B0465-0100
28.3
DC Characteristics
Table 28.2
DC Characteristics (1)
Unless otherwise indicated, V
CC = 2.7 to 5.5 V, VSS = 0.0 V, VCC ≥ AVCC, Ta = −20 to +85 °C (N
version)/
−40 to +85 °C (D version)
Value
Item
Symbol Applicable Pins
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Remark
V
CC = 4.0 to 5.5 V
V
CC × 0.8
V
CC + 0.3
V
RES, NMI
IRQ0 to IRQ7
TRAIO, TRGB, FTCI,
TRGC, FTIOA,
FTIOB, FTIOC,
FTIOD,
TRCOI,
FTIOA0
FTIOB0, FTIOC0,
FTIOD0, FTIOA1,
FTIOB1, FTIOC1,
FTIOD1,
TRDOI_0,
FTIOA2, FTIOB2,
FTIOC2, FTIOD2,
FTIOA3, FTIOB3,
FTIOC3, FTIOD3,
TRDOI_1, TCLKA
TCLKB, TGIOA
TGIOB, SCK3,
SCK3_2, SCK3_3
ADTRG1, ADTRG2
RXD, RXD_2, RXD_3
SCL, SDA, SSCK,
SCS, SSI, SSO
V
CC × 0.9
V
CC + 0.3
V
V
CC = 4.0 to 5.5 V
V
CC × 0.7
V
CC + 0.3
V
P10 to P17,
P20 to P27, P30 to P37
P50 to P57, P60 to P67
P85 to P87, P90 to P97
PA0 to PA7, PB0 to PB7
PJ1, PJ0
V
CC × 0.8
V
CC + 0.3
V
V
CC = 4.0 to 5.5 V
PMRJ[1:0] = 01
V
CC – 0.5
V
CC + 0.3
V
Input high
voltage
V
IH
OSC1
PMRJ[1:0] = 01
V
CC – 0.3
V
CC + 0.3
V
Note:
Connect the TEST pin to Vss.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com