công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 930 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 930 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 926Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 927Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 928Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 929Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 930Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 931Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 932Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 933Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 934Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 930 / 992 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 904 of 962
REJ09B0465-0100
Register
Abbrevi-
ation
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
TRDCNT_3*
5
GRA_3*
5
GRB_3*
5
GRC_3*
5
GRD_3*
5
Timer RD
Unit 1
(channel 3)
TRDCR_2*
5
CCLR[2:0]
CKEG[1:0]
TPSC[2:0]
TRDIORA_2*
5
IOB[2:0]
IOA[2:0]
TRDIORC_2*
5
IOD[3:0]
IOC[3:0]
TRDSR_2*
5
OVF
IMFD
IMFC
IMFB
IMFA
TRDIER_2*
5
OVIE
IMIED
IMIEC
IMIEB
IMIEA
POCR_2*
5
POLD
POLC
POLB
TRDDF_2*
5
DFCK[1:0]
DFD
DFC
DFB
DFA
Timer RD
Unit 1
(channel 2)
TRDCR_3*
5
CCLR[2:0]
CKEG[1:0]
TPSC[2:0]
TRDIORA_3*
5
IOB[2:0]
IOA[2:0]
TRDIORC_3*
5
IOD[3:0]
IOC[3:0]
TRDSR_3*
5
UDF
OVF
IMFD
IMFC
IMFB
IMFA
TRDIER_3*
5
OVIE
IMIED
IMIEC
IMIEB
IMIEA
POCR_3*
5
POLD
POLC
POLB
TRDDF_3*
5
DFCK[1:0]
DFD
DFC
DFB
DFA
Timer RD
Unit 1
(channel 3)
TRDSTR_23*
5
CSTPN1
CSTPN0
STR1
STR0
TRDMDR_23*
5
BFD1
BFC1
BFD0
BFC0
SYNC
TRDPMR_23*
5
PWMD1
PWMC1
PWMB1
PWMD0
PWMC0
PWMB0
TRDFCR_23*
5
PWM3
STCLK
ADEG
ADTRG
OLS1
OLS0
CMD[1:0]
TRDOER1_23*
5
ED1
EC1
EB1
EA1
ED0
EC0
EB0
EA0
Timer RD
Unit 1
(channels 2
and 3 in
common)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com