công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 896 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 896 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 892Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 893Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 894Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 895Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 896Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 897Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 898Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 899Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 900Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 896 / 992 page
background image
Section 26 Low-Voltage Detection Circuits
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 870 of 962
REJ09B0465-0100
26.3
Operation
26.3.1
Power-On Reset Function
Figure 26.5 shows the operation timing of the power-on reset function. During the power-on reset
function, the LVD0 circuit monitors the power-supply voltage level to initialize the entire chip.
When the power-supply voltage level rises above Vdet0, the prescaler is released from its reset
state and it starts counting. The OVF signal is generated to release the internal reset signal after
the prescaler has counted 128
φloco cycles. After a power-on reset, the LVD0 reset function is
always enabled.
Vcc
Prescaler
reset signal
Internal
reset signal
OVF
128
φloco cycles
Prescaler
counter starts
Reset released
Vdet0
V
LVDR0min
Figure 26.5 Operational Timing of Power-On Reset



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com