công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20103 bảng dữ liệu(PDF) 791 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20103
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20103 bảng dữ liệu(HTML) 791 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20103 Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp H8S/20103 Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 791 / 992 page
background image
Section 21 I
2C Bus Interface 2 (IIC2)
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 765 of 962
REJ09B0465-0100
21.5
Bit Synchronous Circuit
In master mode, this module has a possibility that high level period may be shortened in the two
states described below.
• When SCL is driven to low by the slave device
• When the rising speed of SCL is lowered by the load of the SCL line (load capacitance or pull-
up resistance)
Therefore, it monitors SCL and communicates by bit with synchronization.
Figure 21.21 shows the timing of the bit synchronous circuit and table 21.4 shows the time when
SCL output changes from low to Hi-Z and then SCL is monitored.
SCL
VIH
SCL monitor
timing reference
clock
Internal SCL
Figure 21.21 The Timing of the Bit Synchronous Circuit
Table 21.4
Time for Monitoring SCL
CKS3
CKS2
Time for Monitoring SCL
0
0
7.5 tcyc
1
19.5 tcyc
1
0
17.5 tcyc
1
41.5 tcyc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com