công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 940 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 940 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 944Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 940 / 1250 page
background image
Section 22 USB Function Module (USB)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 892 of 1198
REJ09B0403-0200
22.10.7
Restrictions on Peripheral Module Clock (
φ) Operating Frequency
The USB clock select pin (UXSEL) can be used to select the clock source. To set the USB
dedicated clock (cku) at 48 MHz, specify the peripheral module clock (
φ) as shown in table 22.8.
Operation cannot be guaranteed if any frequency other than in the following table is specified.
When UXSEL is set to 0, connect UEXTAL to the system power supply (0 V).
The USB operates only in high-speed mode and does not operate in medium-speed mode.
Table 22.8
Selection of Peripheral Module Clock (
φ) when USB Connection is Made
UXSEL
UEXTAL Input
Frequency
EXTAL Input
Frequency
USB Dedicated Clock
(cku: 48 MHz)
φ
0
8.00 MHz
EXTAL
× 6
EXTAL
× 4 (32 MHz)
1
8.00 MHz
8.50 MHz
UEXTAL
× 6
EXTAL
× 4 (34 MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com