công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 937 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 937 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 933Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 934Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 935Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 937 / 1250 page
background image
Section 22 USB Function Module (USB)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 889 of 1198
REJ09B0403-0200
Notes:
1.
2.
To protect this LSI from being damaged, use the IC (such as HD74LV-A Series) which can
be applied voltage even when the system power is turned off.
Prevent noise from the VBUS pin while the USB is performing communication.
VBUS
(5 V)
Vcc
(3.3 V)
DrVCC
(3.3 V)
USD+
D+
VBUS*2
PM4
Vcc
*1
Vcc
*1
USD-
DrVSS
Vss
GND
D-
USB connector
On-chip transceiver
External pull-up
control circuit
supporting full-speed
PULLUP_E
USB
1.5 k
Ω
Figure 22.22 Example of Circuitry in Self-Powered Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com