công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 540 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 540 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 539Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 540Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 541Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 542Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 540 / 1250 page
background image
Section 13 Serial Communication Interface (SCI)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 492 of 1198
REJ09B0403-0200
13.9.6
Restrictions on Using DTC
When the external clock source is used as a synchronization clock, update TDR by the DTC and
wait for at least five
φ clock cycles before allowing the transmit clock to be input. If the transmit
clock is input within four clock cycles after TDR modification, the SCI may malfunction (figure
13.33).
When using the DTC to read RDR, be sure to set the receive end interrupt source (RXI) as a DTC
activation source.
t
D0
LSB
Serial data
SCK
D1
D3
D4
D5
D2
D6
D7
Note: When external clock is supplied, t must be more than four clock cycles.
TDRE
Figure 13.33 Sample Transmission using DTC in Clock Synchronous Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com