công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 898 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 898 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 894Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 895Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 896Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 897Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 898Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 899Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 900Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 901Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 902Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 898 / 1024 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 872 of 994
REJ09B0452-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of bits
Address
Module
Data
Width
Access
States
Flash transfer destination address
register
FTDAR
8
H'FEAE
ROM
8
2
Timer start register
TSTR
8
H'FEB0
TPU
common
8
2
Timer synchro register
TSYR
8
H'FEB1
TPU
common
8
2
Keyboard control register 1_0
KBCR1_0
8
H'FEC0
PS2_0
8
2
Keyboard data buffer transmit data
register_0
KBTR_0
8
H'FEC1
PS2_0
8
2
Keyboard control register 1_1
KBCR1_1
8
H'FEC2
PS2_1
8
2
Keyboard data buffer transmit data
register_1
KBTR_1
8
H'FEC3
PS2_1
8
2
Keyboard control register 1_2
KBCR1_2
8
H'FEC4
PS2_2
8
2
Keyboard data buffer transmit data
register_2
KBTR_2
8
H'FEC5
PS2_2
8
2
Timer XY control register
TCRXY
8
H'FEC6
TMR_XY
8
2
Timer control register_Y
TCR_Y
8
H'FEC8
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Timer control/status register_Y
TCSR_Y
8
H'FEC9
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Time constant register A_Y
TCORA_Y
8
H'FECA
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Time constant register B_Y
TCORB_Y
8
H'FECB
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
Timer counter _Y
TCNT_Y
8
H'FECC
(RELOCATE = 1)
TMR_Y
8
2
I
2C bus data register_1
ICDR_1
8
H'FECE
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2
Second slave address register_1
SARX_1
8
H'FECE
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2
I
2C bus mode register_1
ICMR_1
8
H'FECF
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2
Slave address register_1
SAR_1
8
H'FECF
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2
I
2C bus control register_1
ICCR_1
8
H'FED0
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2
I
2C bus status register_1
ICSR_1
8
H'FED1
(RELOCATE = 1)
IIC_1
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com