công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 654 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 654 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 650Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 651Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 652Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 653Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 654Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 655Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 656Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 657Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 658Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 654 / 1024 page
background image
Section 20 LPC Interface (LPC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 628 of 994
REJ09B0452-0100
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave
Host Description
1
IBFIE1
0
R/W
IDR1 Receive Complete interrupt Enable
Enables or disables IBFI1 interrupt to the slave (this
LSI).
0: Input data register (IDR1) receive complete
interrupt requests disabled
1: Input data register (IDR1) receive complete
interrupt requests enabled
0
ERRIE
0
R/W
Error Interrupt Enable
Enables or disables ERRI interrupt to the slave (this
LSI).
0: Error interrupt requests disabled
1: Error interrupt requests enabled
Note:
*
Only 0 can be written to bits 6 to 4, to clear the flag.
• HICR3
R/W
Bit
Bit Name Initial Value Slave Host
Description
7
LFRAME
Undefined
R
LFRAME Pin Monitor
6
CLKRUN Undefined
R
CLKRUN Pin Monitor
5
SERIRQ
Undefined
R
SERIRQ Pin Monitor
4
LRESET
Undefined
R
LRESET Pin Monitor
3
LPCPD
Undefined
R
LPCPD Pin Monitor
2
PME
Undefined
R
PME Pin Monitor
1
LSMI
Undefined
R
LSMI Pin Monitor
0
LSCI
Undefined
R
LSCI Pin Monitor



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com