công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 188 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 188 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 188 / 894 page
background image
Section 8 I/O Ports
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 164 of 866
REJ09B0451-0100
8.1.10
MOS State of Output Buffer
The pin function is switched according to the setting of the PORTS bit in PTCNT2. (Ports C, D, F,
G, and H)
(1)
PORTS
= 0
DDR
0
1
NOCR
0
1
ODR
0
1
0
1
0
1
Driver at Vss
Off
On
Off
On
Off
Driver at Vcc
Off
Off
On
Off
Input pull-up
MOS*
Off
On
Off
Pin function
Input pin
Output pin
Note:
*
Port G does not have an input pull-up MOS.
(2)
PORTS
= 1
DDR
0
1
NOCR
0
1
ODR
0
1
0
1
PCR
0
1
Driver at Vss
Off
On
Off
On
Off
Driver at Vcc
Off
Off
On
Off
Input pull-up
MOS*
Off
On
Off
Pin function
Input pin
Output pin
Note:
*
Port G does not have an input pull-up MOS.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com