công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 623 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 623 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 619Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 620Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 621Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 622Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 623Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 624Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 625Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 626Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 627Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 623 / 894 page
background image
Section 19 LPC Interface (LPC)
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 599 of 866
REJ09B0451-0100
19.3.18
SCIF Address Register (SCIFADRH, SCIFADRL)
SCIFADR sets the host addresses of the SCIF. Do not change the contents of SCIFADR during
operation of the SCIF (i.e. while SCIFE is set to 1).
• SCIFADRH
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
0
R/W
6
0
R/W
5
0
R/W
4
0
R/W
3
0
R/W
2
0
R/W
1
1
R/W
0
1
R/W
SCIF Addresses 15 to 8
These bits set the host addresses of the SCIF.
• SCIFADRL
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
1
R/W
6
1
R/W
5
1
R/W
4
1
R/W
3
1
R/W
2
0
R/W
1
0
R/W
0
0
R/W
SCIF Addresses 7 to 0
These bits set the host addresses of the SCIF.
Note:
When the SCIF is in use, set different addresses in the SCIFADR for channels 1, 2, 3,
and 4.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com