công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 535 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 535 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 531Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 532Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 533Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 534Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 535Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 539Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 535 / 894 page
background image
Section 16 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 511 of 866
REJ09B0451-0100
10. When the stop condition is detected, that is, when SDA is changed from low to high when SCL
is high, the BBSY flag in ICCR is cleared to 0 and the STOP flag in ICSR is set to 1. When the
STOPIM bit in ICXR is 0, the IRIC flag is set to 1. If the IRIC flag has been set, it is cleared to
0.
SDA
(master output)
SDA
(slave output)
2
1
2
1
4
36
58
79
9
8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 7
Bit 6
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
ICDRE
ICDR
IRIC
SCL
(master output)
Slave receive mode
Slave transmit mode
[3] ICDR write
User processing
Data 1
Data 1
Data 2
Data 2
A
R/
W
A
[4]
[3] IRIC clear
[3] IRIC clear
[5] IRIC clear
[5] ICDR write
[2]
Figure 16.17 Example of Slave Transmit Mode Operation Timing
(MLS = 0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com