công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8NA80 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW8NA80
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW8NA80 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STW8NA80 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW8NA80 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW8NA80 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW8NA80 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW8NA80 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW8NA80 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5.35
5.65
0.210
0.222
C
3.3
3.8
0.130
0.149
D
2.9
3.1
0.114
0.122
D1
1.88
2.08
0.074
0.081
E
0.75
1
0.029
0.039
F
1.05
1.25
0.041
0.049
G
10.8
11.2
0.425
0.441
H
15.8
16.2
0.622
0.637
L1
20.8
21.2
0.818
0.834
L2
19.1
19.9
0.752
0.783
L3
22.8
23.6
0.897
0.929
L4
40.5
42.5
1.594
1.673
L5
4.85
5.25
0.190
0.206
L6
20.25
20.75
0.797
0.817
M
3.5
3.7
0.137
0.145
N
2.1
2.3
0.082
0.090
U
4.6
0.181
L1
M
L6
12
3
L5
L4
N
L3
L2
P025C
ISOWATT218 MECHANICAL DATA
STW8NA80 STH8NA80FI
5/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6