công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC597 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC597
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Latch / Shift Register
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC597 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD74HC597 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD74HC597 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
HD74HC597
Rev.2.00 Mar 30, 2006 page 6 of 9
0 V
VCC
VOH
Input
SCLR
Output QH'
50 %
10 %
90 %
tr
Waveform – 3 (
SCLR to QH')
50 %
10 %
tTHL
50 %
tPHL
VOL
90 %
10 %
tf
tw
VOL
VOH
Output QH'
90 %
Waveform – 4 (
SLoad to QH')
50 %
0 V
VCC
tf
Input
SLoad
tw
tPHL
10 %
tTLH
VCC
Input SCK
10 %
90 %
tTLH
50 %
0 V
trem
90 %
50 %
10 %
90 %
50 %
10 %
90 %
tr
10 %
tTHL
50 %
90 %
50 %
tPLH
Note : 1. Input waveform : PRR
≤ 1 MHz, duty cycle 50%, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns
Note : 1. Input waveform : PRR
≤ 1 MHz, duty cycle 50%, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com