công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC590P bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC590P
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Binary Counter/Register (with 3-state outputs)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC590P bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD74HC590P Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD74HC590P Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
HD74HC590
Rev.2.00 Mar 30, 2006 page 9 of 9
Package Dimensions
7.62
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
19.2
6.3
5.06
A1
Z
b3
D
E
A
bp
c
θ
e
L
e1
0.51
0.56
1.30
0.19
0.25
0.31
2.29 2.54
2.79
0°
15°
20.32
7.4
0.40
0.48
1.12
2.54
1
p
3
1
8
16
9
e
b
Z
e
c
D
b
0.89
θ
( Ni/Pd/Au plating )
P-DIP16-6.3x19.2-2.54
1.05g
MASS[Typ.]
DP-16FV
PRDP0016AE-B
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
0.80
0.15
1.27
7.50
8.00
0.40
0.34
A1
10.5
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
2.20
0.90
0.70
0.50
5.50
0.20
0.10
0.00
0.46
0.25
0.20
0.15
7.80
8°
0°
0.12
1.15
10.06
L1
Z
HE
y
x
θ
c
bp
A2
E
D
b1
c1
e
L
A
*1
8
1
16
9
xM
p
*3
y
F
Index mark
b
D
Z
Terminal cross section
( Ni/Pd/Au plating )
p
b
1
Detail F
L
L
θ
NOTE)
1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"*3"DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e
P-SOP16-5.5x10.06-1.27
0.24g
MASS[Typ.]
FP-16DAV
PRSP0016DH-B
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com