| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV5744A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV5744A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() INTERNAL SCHEMATICS (continued) YCPB/SWR V CC 15 V CC 2k Ω 63 Ω Figure 8 CSYN V CC 17 V CC 500 Ω Figure 9 TRIV V CC 18 V CC 200 Ω Figure 10 RECIN/SWS V CC 19 1.8k Ω Figure 11 CAGCREC V CC 20 V CC V CC 2k Ω 2k Ω Figure 12 SWIN V CC 13 V CC 2k Ω Figure 7 STV5744A 6/8 |