| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV5742 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV5742 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() INTERNAL SCHEMATICS (continued) H2 V CC 5 36k Ω 150k Ω Figure 5 H1 V CC 7 36k Ω 150k Ω Figure 6 SWIN V CC 9 V CC 49k Ω Figure 7 PBOUT V CC 11 V CC 63 Ω Figure 8 CSYN V CC 13 V CC 500 Ω Figure 9 TRIV V CC 14 V CC 200 Ω Figure 10 STV5742 5/7 |