| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV5728 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV5728 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() INPUTS/OUTPUTS EQUIVALENT INTERNAL DIAGRAMS V CC H1SP/H2SP/ H1LP/H2LP/ H1FM/H2FM pins 1/3/7/9/12/14 V CC 54k Ω Figure 1 V CC CCOM/CCOM2 Pins 5/10 66 Ω V CC I OUTSP /IOUTLP / I OUTFM Pins 4/6/11 13.5V Figure 2 V CC V CCFM 15 Figure 3 V CC SWFMH/SWR Pins 16/28 4k Ω Figure 4 V CC FMPB/YPB/CP B Pins 17/22/24 V CC V CC Figure 5 V CC FMRIN/RECIN Pins 18/25 Figure 6 STV5728 8/11 |