| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HSC88 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HSC88 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
3 / 5 page ![]() HSC88 Rev.1.00 Apr 12, 2005 page 3 of 4 Main Characteristic 10 10 1.0 0.1 f=1MHz 0.1 1.0 00.4 0.8 0.6 0.2 Ta= - 25 °C Ta= 75 °C Ta= 50 °C Ta= 25 °C 8 610 Ta= 0 °C Ta= 25 °C Ta= 50 °C Ta= 75 °C 02 4 Reverse voltage VR (V) Fig.2 Reverse current vs. Reverse voltage 10 -6 10 -8 10 -10 10 -7 10 -9 Ta= - 25 °C Ta= 0 °C 10 -2 10 -4 10 -6 10 -3 10 -5 Forward voltage VR (V) Fig.1 Forward current vs. Forward voltage Fig.3 Capacitance vs. Reverse voltage Reverse voltage VR (V) |