công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC670P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC670P
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 A 6.8 V H-Bridge Motor Driver IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC670P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  HD74HC670P Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC670P Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
HD74HC670
Rev.2.00 Mar 30, 2006 page 7 of 8
Data
D1 to D4
GW
VCC
0 V
VCC
0 V
tf
50%
tr
Q1 to Q4
VOL
VOH
Data
D1 to D4
0 V
VCC
GW
0 V
VCC
Q1 to Q4
VOL
VOH
50%
50%
50%
50%
50%
90%
10%
tTHL
50%
90%
tTLH
50%
tPLH
tPHL
tPLH
tPHL
• Waveform – 2
Note : 1. Input waveform : PRR
≤ 1 MHz, duty cycle 50%, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns
50 %
50 %
90 %
10 %
tZL
tLZ
tZH
tHZ
VOH
VOL
Waveform - A
Read
Enable
Waveform - B
0 V
VCC
VOL
VOH
50 %
tf
10 %
90 %
50 %
tr
10 %
90 %
• Waveform – 3
Notes : 1. Input waveform : PRR
≤ 1 MHz, duty cycle 50%, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns
2. Waveform - A is for an output with internal conditions such that the
output is low except when disabled by the output control.
3. Waveform - B is for an output with internal conditions such that the
output is high except when disabled by the output control.
4. The output are measured one at a time with one transition per measurement.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com