công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC182 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC182
Giải thích chi tiết về linh kiện  Look-Ahead Carry Generator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC182 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD74HC182 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD74HC182 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
HD74HC182
7
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Mass (reference value)
FP-16DN
Conforms
Conforms
0.15 g
Unit: mm
*Dimension including the plating thickness
Base material dimension
1.27
16
9
1
8
0.15
0.25 M
9.9
0
° – 8°
10.3 Max
+ 0.10
– 0.30
6.10
+ 0.67
– 0.20
0.60
*0.42
± 0.08
0.635 Max
0.40
± 0.06
1.08



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com