công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC133 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC133
Giải thích chi tiết về linh kiện  13-input NAND Gate
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC133 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HD74HC133 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74HC133 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC133 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC133 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC133 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC133 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
HD74HC133
Rev.2.00, Oct 11, 2005 page 5 of 5
Package Dimensions
0.635
0.15
1.27
5.80
6.20
0.40
0.34
p
A 1
10.30
FP-16DNV
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
1.75
1.27
0.60
0.40
3.95
0.25
0.14
0.10
0.46
0.25
0.20
0.15
6.10
8
°
0
°
0.25
1.08
9.90
0.15g
MASS[Typ.]
1
E
1
1
2
L
Z
H
y
x
θ
c
b
A
E
D
b
c
e
e
L
A
P-SOP16-3.95x9.9-1.27
PRSP0016DG-A
Index mark
1
y
xM
p
*3
*1
F
8
9
16
D
Zb
Terminal cross section
( Ni/Pd/Au plating )
p
b
Detail F
1
L
L
θ
NOTE)
1. DIMENSIONS"
*1 (Nom)"AND"*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"
*3"DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
0.80
0.15
1.27
7.50
8.00
0.40
0.34
p
A 1
10.5
FP-16DAV
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Max
Nom
Min
Dimension in Millimeters
Symbol
Reference
2.20
0.90
0.70
0.50
5.50
0.20
0.10
0.00
0.46
0.25
0.20
0.15
7.80
8
°
0
°
0.12
1.15
10.06
0.24g
MASS[Typ.]
1
E
1
1
2
L
Z
H
y
x
θ
c
b
A
E
D
b
c
e
L
A
P-SOP16-5.5x10.06-1.27
PRSP0016DH-B
*1
8
1
16
9
xM
p
*3
y
F
Index mark
b
D
Z
Terminal cross section
( Ni/Pd/Au plating )
p
b
1
Detail F
L
L
θ
NOTE)
1. DIMENSIONS"
*1 (Nom)"AND"*2"
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"
*3"DOES NOT
INCLUDE TRIM OFFSET.
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com