| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STV2118B bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV2118B bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 25 page ![]() INPUT/OUTPUT PIN CONFIGURATION Pins 2-3 V CC2 GND2 Figure 7 : Pins 2, 3 - CXTL1, CXTL2 4 V CC2 G ND2 Figure 8 : Pin 4 - CLPF 5 GND2 V CC2 Figure 9 : Pin 5 - ACC 6 V CC2 G ND2 Figure 10 : Pin 6 - SDA 7 V CC2 GND2 Figure 11 : Pin 7 - SCL 8 V CC 1 V CC 2 G ND2 Figure 12 : Pin 8 - FTUN1 STV2118B 17/25 |