công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74AC273 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74AC273
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-Type Flip-Flop
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74AC273 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HD74AC273 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74AC273 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
HD74AC273
Rev.2.00, Jul.16.2004, page 5 of 7
AC Operating Requirements
Ta = +25°C
C
L = 50 pF
Ta = –40°C
to +85°C
C
L = 50 pF
Item
Symbol
V
CC (V)*
1
Typ
Guaranteed Minimum
Unit
Setup time, HIGH or LOW
t
su
3.3
3.5
5.5
6.0
ns
Data to CP
5.0
2.5
4.0
4.5
Hold time, HIGH or LOW
t
h
3.3
–2.0
0.0
0.0
ns
Data to CP
5.0
–1.0
1.0
1.0
Clock pulse width
t
w
3.3
3.5
5.5
6.0
ns
HIGH or LOW
5.0
2.5
4.0
4.5
MR Pulse width
t
w
3.3
2.0
5.5
6.0
ns
HIGH or LOW
5.0
1.5
4.0
4.5
Recovery time
t
rec
3.3
1.5
3.5
4.5
ns
MR to CP
5.0
1.0
2.0
3.0
Note:
1. Voltage Range 3.3 is 3.3 V ± 0.3 V
Voltage Range 5.0 is 5.0 V ± 0.5 V
Capacitance
Item
Symbol
Typ
Unit
Condition
Input capacitance
C
IN
4.5
pF
V
CC = 5.5 V
Power dissipation capacitance
C
PD
50.0
pF
V
CC = 5.0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com