công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M38B75FD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M38B75FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M38B75FD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M38B75FD Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp M38B75FD Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 110 page
background image
38B7 Group
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
6
Fig. 3 Part numbering
M38B7 9 M F H - AXXX FP
Product
Package type
FP : 100P6S-A package
ROM number
Omitted in Flash memory version
ROM/Flash memory size
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
: 4096 bytes
: 8192 bytes
: 12288 bytes
: 16384 bytes
: 20480 bytes
: 24576 bytes
: 28672 bytes
: 32768 bytes
: 36864 bytes
: 40960 bytes
: 45056 bytes
: 49152 bytes
: 53248 bytes
: 57344 bytes
: 61440 bytes
The first 128 bytes and the last 2 bytes of ROM
are reserved areas ; they cannot be used for
users.
Memory type
M
F
: Mask ROM version
: Flash memory version
RAM size
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: 192 bytes
: 256 bytes
: 384 bytes
: 512 bytes
: 640 bytes
: 768 bytes
: 896 bytes
: 1024 bytes
: 1536 bytes
: 2048 bytes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com