công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU6NA90 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU6NA90
Giải thích chi tiết về linh kiện  N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU6NA90 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STU6NA90 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STU6NA90 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STU6NA90 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STU6NA90 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STU6NA90 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.3
4.6
0.169
0.181
A1
2.2
2.4
0.087
0.094
A2
2.9
3.1
0.114
0.122
b
0.7
0.93
0.027
0.036
b1
1.25
1.4
0.049
0.055
b2
1.2
1.38
0.047
0.054
c
0.45
0.6
0.18
0.023
D
15.9
16.3
0.626
0.641
D1
9
9.35
0.354
0.368
D2
0.8
1.2
0.031
0.047
D3
2.8
3.2
0.110
0.126
e
2.44
2.64
0.096
0.104
E
10.05
10.35
0.396
0.407
L
13.2
13.6
0.520
0.535
L1
3
3.4
0.118
0.133
D3
D1
D2
D
E
L
L1
P011R
Max220 MECHANICAL DATA
STU6NA90
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5