công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD476 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SD476
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Triple Diffused
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD476 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SD476 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD476 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD476 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD476 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD476 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD476 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SD476(K), 2SD476A(K)
3
Collector to emitter voltage VCE (V)
0
2468
10
Typical Output Characteristics
1
2
3
4
5
TC = 25°C
IB = 0
10 mA
20
50
60
70
80
90
30
40
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
2
5
Base to emitter voltage VBE (V)
0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Typical Transfer Characteristics
VCE = 4 V
5
10
20
50
200
500
1,000
100
Collector current IC (A)
0.01 0.02
0.05 0.1 0.2
0.5 1.0
2
5
DC Current Transfer Ratio
vs. Collector Current
VCE = 4 V
TC = 75°C
–25
25
5
0.2
0.4
0.6
1.0
1.2
1.4
0.8
Collector current IC (A)
0.01 0.02
0.05 0.1
0.2
0.5
1.0
2
5
Collector to Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
lC = 10 lB
TC = 75°C
–25
25



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com