công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74ALVC1G86 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74ALVC1G86
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-input Exclusive-OR Gate
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74ALVC1G86 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74ALVC1G86 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
HD74ALVC1G86
Rev.5.00, Jun.20.2005 page 5 of 7
Test Circuit
Pulse
Generator
out
Z
= 50
Ω
C
L
R
L
Input
Output
VCC
L
Note: C includes probe and jig capacitance.
V
= 1.8
±0.15 V
CC
R
1.0 k
Ω
2.0 k
Ω
500
Ω
L
C
30 pF
15 pF
30 pF
L
V
= 2.5
±0.2 V,
3.3
±0.3 V
CC
V
= 1.2 V,
1.5
±0.1 V
CC
Symbol



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com