công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD151TS201ATEL bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD151TS201ATEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mother Board Clock Generator for Intel P4 Chipset Banias and Dothan processor / ODEM and MONTARA-GM chip set
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD151TS201ATEL bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD151TS201ATEL Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp HD151TS201ATEL Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 29 page
background image
HD151TS201AT
Rev.1.00, Oct.21.2003, page 27 of 28
Clock Out
tcycle n
t
= (tcycle n) - (tcycle n+1)
CCS
tcycle n+1
Figure1 Cycle to Cycle Jitter (3.3 V Single Ended Clock Output)
Clock Outx
Clock Outy
1.5 V
tskS
1.5 V
Figure2 Output Clock Skew (3.3 V Single Ended Clock Output)
RP =
49.9
Ω
RP =
49.9
Ω
ZLT = ZLC = 50 Ω
RS = 33.2 Ω
CPUT
LT
CPUC
TS201
CL = 2 pF
CL = 2 pF
RS = 33.2 Ω
LC
RI(ref) =
475
Ω
Figure3 Load Circuit for CPUT/C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com