| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD74HCT240FPEL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74HCT240FPEL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
5 / 7 page ![]() HD74HCT240 Rev.2.00 Mar 30, 2006 page 5 of 6 Package Dimensions 7.62 Max Nom Min Dimension in Millimeters Symbol Reference 24.50 6.30 5.08 A1 Z b3 D E A bp c θ e L e1 0.51 0.56 1.30 0.19 0.25 0.31 2.29 2.54 2.79 0° 15° 25.40 7.00 0.40 0.48 1.27 2.54 1 p 3 1 10 20 11 e b Z e c D b 0.89 θ ( Ni/Pd/Au plating ) P-DIP20-6.3x24.5-2.54 1.26g MASS[Typ.] DP-20NEV PRDP0020AC-B RENESAS Code JEITA Package Code Previous Code 0.80 0.15 1.27 7.50 8.00 0.40 0.34 A1 13.0 Max Nom Min Dimension in Millimeters Symbol Reference 2.20 0.90 0.70 0.50 5.50 0.20 0.10 0.00 0.46 0.25 0.20 0.15 7.80 8° 0° 0.12 1.15 12.60 L1 Z HE y x θ c bp A2 E D b1 c1 e e L A 20 11 10 F *1 *3 p M x y 1 Index mark D b Z Terminal cross section ( Ni/Pd/Au plating ) p b 1 Detail F L L θ NOTE) 1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2" DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. 2. DIMENSION"*3"DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET. P-SOP20-5.5x12.6-1.27 0.31g MASS[Typ.] FP-20DAV PRSP0020DD-B RENESAS Code JEITA Package Code Previous Code |