công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD74LVC2G02 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RD74LVC2G02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-Input NOR Gate
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RD74LVC2G02 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  RD74LVC2G02 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp RD74LVC2G02 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
RD74LVC2G02
Rev.1.00 Jul 26, 2006 page 2 of 7
Function Table
Inputs
A
B
Output Y
L
L
H
L
H
L
H
L
L
H
H
L
H: High level
L: Low level
Pin Arrangement
(Bottom view)
(Top view)
2A
27
3
45
GND
Height 0.4 mm
0.4 mm pitch
0.17 mm 8–Ball (WP)
0.7 mm
2Y
2B
1B
1Y
6
18
1A
VCC
Pin#1 INDEX
Logic Diagram
1A
1
7
2
1B
1Y
2A
5
3
6
2B
2Y



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com