công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74HC4017 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD74HC4017
Giải thích chi tiết về linh kiện  Decade Counter / Divider
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD74HC4017 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HD74HC4017 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD74HC4017 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
HD74HC4017
Rev.2.00 Mar 30, 2006 page 5 of 10
Test Circuit
VCC
CL = 50 pF
CE
VCC
Zout = 50
Cout
Reset
Clock
CL = 50 pF
Q0 to Q9
Zout = 50
Pulse Generator
Pulse Generator
Output
Note : 1. CL includes probe and jig capacitance.
Input
Output
Input
Waveforms
Qn
Clock
VOL
VOH
0 V
VCC
50%
50%
tPHL
50%
50%
tw
90%
10%
10%
tf
tTHL
tr
tTLH
90%
Waveform – 1
50%
tw
tPLH
1. Input waveform: PRR
≤ 1 MHz, Zo = 50 Ω, tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns
2. Other inputs : R = "L",
CE = "L"
Notes :



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com