công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD74LVC1G00WPE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RD74LVC1G00WPE
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-input NAND Gate
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RD74LVC1G00WPE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp RD74LVC1G00WPE Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
RD74LVC1G00
Rev.1.00 Feb 23, 2006 page 2 of 6
Pin Arrangement
(Bottom view)
(Top view)
OUTY
15
2
34
GND
Height 0.4 mm
0.4 mm pitch
0.17 mm 5–Ball (WP)
0.7 mm
INA
INB
VCC
Pin#1 INDEX
Logic Diagram
A
B
Y
Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Ratings
Unit
Test Conditions
Supply voltage range
VCC
–0.5 to 6.5
V
Input voltage range
*1
VI
–0.5 to 6.5
V
–0.5 to VCC +0.5
Output : H or L
Output voltage range
*1, 2
VO
–0.5 to 6.5
V
VCC : OFF
Input clamp current
IIK
–50
mA
VI < 0
Output clamp current
IOK
–50
mA
VO < 0
Continuous output current
IO
±50
mA
VO = 0 to VCC
Continuous current through
VCC or GND
ICC or IGND
±100
mA
Package Thermal impedance
θja
200
°C/W
WP
Storage temperature
Tstg
–65 to 150
°C
Notes: The absolute maximum ratings are values, which must not individually be exceeded, and furthermore no two of
which may be realized at the same time.
1. The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output clamp-current ratings are
observed.
2. This value is limited to 5.5 V maximum.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com