| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD74LS393 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS393 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
2 / 7 page ![]() HD74LS393 Rev.2.00, Feb.18.2005, page 2 of 6 Function Table Output Count QD QC QB QA 0 L L L L 1 L L L H 2 L L H L 3 L L H H 4 L H L L 5 L H L H 6 L H H L 7 L H H H 8 H L L L 9 H L L H 10 H L H L 11 H L H H 12 H H L L 13 H H L H 14 H H H L 15 H H H H H; high level, L; low level Block Diagram (1/2) Outputs Clear Input Input A QD QD Clear T QC QC Clear T QB QB Clear T QA QA Clear T |