| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD74LS390P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74LS390P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
2 / 6 page ![]() HD74LS390 Rev.4.00, May 10, 2006, page 2 of 5 Function Table BCD Count Sequence (Notes 1) Outputs Count QD QC QB QA 0 L L L L 1 L L L H 2 L L H L 3 L L H H 4 L H L L 5 L H L H 6 L H H L 7 L H H H 8 H L L L 9 H L L H Bi-quinary (Notes 2) Outputs Count QA QD QC QB 0 L L L L 1 L L L H 2 L L H L 3 L L H H 4 L H L L 5 H L L L 6 H L L H 7 H L H L 8 H L H H 9 H H L L Notes: 1. Output QA is connected to input B for BCD count. 2. Output QD is connected to input A for bi-quinary count. 3. H; high level, L; low level, X; irrelevant |