công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS640CT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS640CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS640CT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS640CT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS640CT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS640CT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS640CT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS640CT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS640CT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.1
1.0
10.0
IFM(A)
Tj=125
°C
Typical values
Tj=150
°C
VFM(V)
Fig. 7: Forward voltagedrop versus forwardcurrent
(maximum values, per diode).
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
S(Cu) (cm )
Rth(j-a) (
°C/W)
Fig. 8: Thermal resistance junction to ambient versus
copper surface under tab (Epoxy printed circuit
board FR4, copper thickness: 35
µm).
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220AB
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
STPS640CT/CF/CB
4/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6