công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAM3130CMB285 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Power Analog Micoelectronics

tên linh kiện PAM3130CMB285
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A Low Voltage-Low Dropout CMOS Regulator
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PAM [Power Analog Micoelectronics]
Trang chủ  http://www.poweranalog.com
Logo PAM - Power Analog Micoelectronics

PAM3130CMB285 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Power Analog Micoelectronics

Back Button PAM3130CMB285 Datasheet HTML 10Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 11Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 12Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 13Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 14Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 15Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 16Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 17Page - Power Analog Micoelectronics PAM3130CMB285 Datasheet HTML 18Page - Power Analog Micoelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 18 page
background image
Outline Dimension
17
E
Φ
e
b
b1
A
c1
A1
c
Dimensions(Millimeter)
Symbol
MIN
NOM
MAX
A
4.40
4.60
4.80
b
0.76
0.88
1.0
D
8.60
8.80
9.00
c
0.36
0.43
0.50
E
9.80
10.1
10.4
L4
14.70
15.0
15.30
L5
6.20
6.40
6.60
c1
1.25
1.35
1.45
b1
1.17
1.32
1.47
L
13.25 13.75 14.25
e2.54 REF.
L1
2.60
2.74
2.89
ø
3.71
3.93
3.96
A1
2.60
2.70
2.80
TO-220
08/2007
PAM3130
3A Low Voltage-Low Dropout CMOS Regulator
,
Power Analog Microelectronics Inc
www.poweranalog.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com