công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS6045CP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS6045CP
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS6045CP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS6045CP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS6045CP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS6045CP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS6045CP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS6045CP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PACKAGE MECHANICAL DATA
SOT-93
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.70
4.90 1.185
0.193
C
1.90
2.10 0.075
0.083
D
2.50
0.098
D1
2.00
0.078
E
0.50
0.78 0.020
0.031
F
1.10
1.30 0.043
0.051
F3
1.75
0.069
F4
2.10
0.083
G
10.80
11.10 0.425
0.437
H
14.70
15.20 0.279
0.598
L
12.20
0.480
L2
16.20
0.638
L3
18.0
0.709
L5
3.95
4.15 0.156
0.163
L6
31.00
1.220
O
4.00
4.10 0.157
0.161
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
1.45
1.55
0.057
0.061
C
14.35
15.60 0.565
0.614
D
0.5
0.7
0.020
0.028
E
2.7
2.9
0.106
0.114
F
15.8
16.5
0.622
0.650
G
20.4
21.1
0.815
0.831
H
15.1
15.5
0.594
0.610
J
5.4
5.65
0.213
0.222
K
3.4
3.65
0.134
0.144
L
4.08
4.17
0.161
0.164
P
1.20
1.40
0.047
0.055
R
4.60
0.181
PACKAGE MECHANICAL DATA
TOP-3I (isolated)
STPS6045CP/CPI/CW
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5