| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PAM2810 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Power Analog Micoelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PAM2810 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Power Analog Micoelectronics |
|
8 / 10 page ![]() Please consult PAM sales office or authorized distributors for more details . Ordering Information , Power Analog Microelectronics Inc 8 www.poweranalog.com PAM2810 4-Channel Programmable LED Current Sink 07/2008 Rev 1.1 Pin Configuration Part Number Marking Package Shipping PAM2810AG EJXYW DFN 2x2-8 3,000 units/Tape & Reel PAM2810BA EJXYW SOT23-8 3,000 units/Tape & Reel PAM2810 X X Package Type Pin Configuration Package Type A: 1: VIN 2: GND 3: EN 4: ISET 5: LED4 6: LED3 7: LED2 8: LED1 B: 1: ISET 2: EN 3: GND 4: VIN 5: LED4 6: LED3 7: LED2 8: LED1 A: SOT23-8 G: DFN 2x2-8 |