| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS4045CP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS4045CP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() PACKAGE MECHANICAL DATA SOT-93 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.70 4.90 1.185 0.193 C 1.90 2.10 0.075 0.083 D 2.50 0.098 D1 2.00 0.078 E 0.50 0.78 0.020 0.031 F 1.10 1.30 0.043 0.051 F3 1.75 0.069 F4 2.10 0.083 G 10.80 11.10 0.425 0.437 H 14.70 15.20 0.279 0.598 L 12.20 0.480 L2 16.20 0.638 L3 18.0 0.709 L5 3.95 4.15 0.156 0.163 L6 31.00 1.220 O 4.00 4.10 0.157 0.161 STPS4045CP/CW 4/5 |