công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF12NM50N bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF12NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.29 Ω, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF12NM50N bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button STF12NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
Packaging mechanical data
STB12NM50N - STD12NM50N - STI/F12NM50N - STP12NM50N
16/19
5
Packaging mechanical data
TAPE AND REEL SHIPMENT
DPAK FOOTPRINT
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
330
12.992
B
1.5
0.059
C
12.8
13.2
0.504
0.520
D
20.2
0.795
G
16.4
18.4
0.645
0.724
N
50
1.968
T
22.4
0.881
BASE QTY
BULK QTY
2500
2500
REEL MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A0
6.8
7
0.267
0.275
B0
10.4
10.6
0.409
0.417
B1
12.1
0.476
D
1.5
1.6
0.059
0.063
D1
1.5
0.059
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
7.4
7.6
0.291
0.299
K0
2.55
2.75
0.100
0.108
P0
3.9
4.1
0.153
0.161
P1
7.9
8.1
0.311
0.319
P2
1.9
2.1
0.075
0.082
R
40
1.574
W
15.7
16.3
0.618
0.641
TAPE MECHANICAL DATA
All dimensions are in millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com