| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L79L05AB bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L79L05AB bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 22 page ![]() Package mechanical data L79LxxAB - L79LxxAC - L79LxxC 16/22 Dim. mm. mils. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A4.324.95 170.1 194.9 b 0.36 0.51 14.2 20.1 D 4.45 4.95 175.2 194.9 E 3.30 3.94129.9 155.1 e 2.41 2.67 94.9 105.1 e1 1.14 1.40 44.9 55.1 L 12.7 15.49 500.0 609.8 R 2.16 2.41 85.0 94.9 S10.92 1.52 36.2 59.8 W 0.41 0.56 16.1 22.0 α 5° 5° TO-92 mechanical data 0102782/D |