| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4964 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4964 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 13 page ![]() Multiwatt15 H (Short Leads) A C B E L5 L7 L1 L2 F G1 G H2 L4 L3 S1 S H1 Diam 1 MW15HME V V V V V H2 N R1 P R R DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.02 1.27 1.52 0.040 0.050 0.060 G1 17.53 17.78 18.03 0.690 0.700 18.030 H1 19.6 20.2 0.772 0.795 H2 19.6 20.2 0.772 0.795 L1 17.8 18 18.2 0.701 0.709 0.717 L2 2.3 2.5 2.8 0.091 0.098 0.110 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 2.7 3 3.3 0.106 0.118 0.130 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 R 1.5 0.059 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 OUTLINE AND MECHANICAL DATA L4964 11/13 |