công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6202PC02TH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6202PC02TH
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Positive Voltage Regulators
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6202PC02TH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XC6202PC02TH Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6202PC02TH Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
2/32
XC6202 Series
PIN NUMBER
SOT-23
SOT-89/TO-92/
SOT-223
USP-6B
PIN NAME
FUNCTION
1
1
3
VOUT
Output
3
2
5
VSS
Ground
2
3
1
VIN
Power Input
−
−
2, 4, 6
NC
No connection
DESIGNATOR
DESCRIPTION
SYMBOL
DESCRIPTION
: For the voltage above 10V, see the example
10=A, 11=B 12=C, 13=D, 14=E, 15=F, 16=G, 17=H, 18=J
e.g. VOUT= 3.0V
→ ①:3, ②:0
VOUT= 12V
→ ①:C, ②:0
①②
Output Voltage
18
∼ J0
VOUT= 15V
→ ①:F, ②:0
③
Accuracy
2
:
±2%
M
: SOT-23
P
: SOT-89
T
: TO-92
F
: SOT-223
④
Packages
D
: USP-6B
R
: Embossed tape, standard feed
L
: Embossed tape, reverse feed
H
: Paper Tape (TO-92)
⑤
Device Orientation
B
: Bag (TO-92)
■PIN CONFIGURATION
■PIN ASSIGNMENT
*The dissipation pad for the USP-6B package
should
be
solder-plated
in
recommended
mount pattern and metal masking so as to
enhance mounting strength and heat release.
If the pad needs to be connected to other pins,
it should be connected to the VSS (No.5) pin.
NC
VSS
NC
VIN
NC
VOUT
USP-6B
(BOTTOM VIEW)
XC6202P
①②③④⑤
■PRODUCT CLASSIFICATION
●Ordering Information



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com