| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS1545CT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS1545CT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() PACKAGE MECHANICAL DATA D 2PAK A C2 D R A2 M V2 C A1 G L L3 L2 B B2 E * * FLAT ZONE NO LESSTHAN 2mm REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.70 0.93 0.027 0.037 B2 1.14 1.70 0.045 0.067 C 0.45 0.60 0.017 0.024 C2 1.23 1.36 0.048 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 E 10.00 10.40 0.393 0.409 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15.00 15.85 0.590 0.624 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 L3 1.40 1.75 0.055 0.069 M 2.40 3.20 0.094 0.126 R 0.40 typ. 0.016 typ. V2 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° 8.90 3.70 1.30 5.08 16.90 10.30 FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters) STPS1545CT/CF/CG 5/7 |