công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS10L45CT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS10L45CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS10L45CT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS10L45CT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS10L45CT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
STPS10L45CT/CG/CF/CFP
5/7
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220FPAB
H
L3
L2
L4
L6
G
G1
F
F1
L5
D
E
L7
A
B
Dia
F2
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-220AB
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7