công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC2164D61ACT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC2164D61ACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ICs for use with Crystal Oscillators
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC2164D61ACT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC2164D61ACT Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC2164D61ACT Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8/12
XC2164 Series
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CMOS: CL=15pF, 0.1VDD
→0.9VDD
-
1.5
-
ns
Output Rise Time
(*1)
tr
TTL: Load=10TTL, 0.4V
→2.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF, 0.9VDD
→0.1VDD
-
1.5
-
ns
Output Fall Time
(*1)
tf
TTL: Load=10TTL, 2.4V
→0.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF @ 0.5VDD
45
-
55
%
Output Duty Cycle
DUTY
TTL: Load=10TTL @ 1.4V
45
-
55
%
Output Disable Delay Time
(*1)
tplz
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
100
ns
Output Enable Delay Time
(*1)
tplz
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
6
ms
Oscillation Start Time
(*1)
tosc_on
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
6
ms
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CMOS: CL=15pF, 0.1VDD
→0.9VDD
-
1.5
-
ns
Output Rise Time
(*1)
tr
TTL: Load=10TTL, 0.4V
→2.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF, 0.9VDD
→0.1VDD
-
1.5
-
ns
Output Fall Time
(*1)
tf
TTL: Load=10TTL, 2.4V
→0.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF @ 0.5VDD
45
-
55
%
Output Duty Cycle
DUTY
TTL: Load=10TTL @ 1.4V
45
-
55
%
Output Disable Delay Time
(*1)
tplz
f0=20MHz, CL=15pF
-
-
100
ns
Output Enable Delay Time
(*1)
tplz
f0=20MHz, CL=15pF
-
-
6
ms
Oscillation Start Time
(*1)
tosc_on
f0=20MHz, CL=15pF
-
-
6
ms
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CMOS: CL=15pF, 0.1VDD
→0.9VDD
-
1.5
-
ns
Output Rise Time
(*1)
tr
TTL: Load=10TTL, 0.4V
→2.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF, 0.9VDD
→0.1VDD
-
1.5
-
ns
Output Fall Time
(*1)
tf
TTL: Load=10TTL, 2.4V
→0.4V
-
1.5
-
ns
CMOS: CL=15pF @ 0.5VDD
45
-
55
%
Output Duty Cycle
DUTY
TTL: Load=10TTL @ 1.4V
45
-
55
%
Output Disable Delay Time
(*1)
tplz
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
100
ns
Output Enable Delay Time
(*1)
tplz
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
10
μs
Oscillation Start Time
(*1)
tosc_on
f0=4MHz, CL=15pF
-
-
6
ms
*1: the values are the designed values.
XC2164Ax1M, T, V (Fundamental) <Chip Enable>
(unless otherwise stated, VDD=3.3V or 5.0V, Ta= -30~+80
℃)
■SWITCHING CHARACTERISTICS
*1: the values are the designed values.
XC2164Ax1A to L (3rd Overtone) <Chip Enable>
(unless otherwise stated, VDD=3.3V or 5.0V, Ta= -30~+80
℃)
*1: the values are the designed values.
XC2164Kx1M, T, V (Fundamental) <Output Enable>
(unless otherwise stated, VDD=3.3V or 5.0V, Ta= -30~+80
℃)
* The values shown are preliminary so that the values may be changed without a prior announcement.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com