công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB4NK60Z bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB4NK60Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL600V-1.76ohm-4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH™ Power MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB4NK60Z bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STB4NK60Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB4NK60Z Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
STP4NK60Z,STP4NK60ZFP,STB4NK60Z,STB4NK60Z-1,STD4NK60Z,STD4NK60Z-1
8/16
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
L6
L7
L2
Dia.
L5
L4
L9
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16